Part Number Hot Search : 
PM7545FS UF30A SMPC28A UPD166 LTC40111 EL6834 AN0014 2SB849
Product Description
Full Text Search
 

To Download BZT52B8V2 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  bzt52b2v4 ... bzt52b39 bzt52b2v4 ... bzt52b39 smd planar zener diodes smd planar zener-dioden p tot = 500 mw v z = 2.4 v ... 39 v t jmax = 150c version 2018-11-22 sod-123f dimensions - ma?e [mm] type code: see table C siehe tabelle typical applications voltage stabilization and regulators (for overvoltage protection see tvs diodes smf series) commercial grade suffix -q: aec-q101 compliant 1 ) suffix -aq: in aec-q101 qualification 1 ) typische anwendungen spannungsstabilisierung und -regler (fr berspannungsschutz siehe tvs-diodenreihe smf) standardausfhrung suffix -q: aec-q101 konform 1 ) suffix -aq: in aec-q101 qualifikation 1 ) features ~ 2% tolerance of zener voltage sharp zener voltage breakdown low leakage current compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten ~ 2% toleranz der zener-spannung scharfer zenerspannungsabbruch niedriger sperrstrom konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 7 gegurtet auf rolle weight approx. 0.01 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 zener voltages and type codes see table on next page zener-spannungen und typ-kodierungen siehe tabelle auf der n?chsten seite maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) power dissipation C verlustleistung p tot 500 mw 3 ) junction/storage temperature C lagerungs-/sperrschichttemperatur t j/s -50...+150c characteristics kennwerte typ. thermal resistance junction to ambient C typ. w?rme widerstand sperrschicht-umgebung r tha 300 k/w 3 ) typ. thermal resistance junction to terminal C typ. w?rme widerstand sperrschicht-anschluss r tht 240 k/w 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads per terminal C montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 l?tpads je anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 0 2 3 4 5 6 7 8 10 [v] v z [ma] 5 15 0 10 i z zener voltage vs. zener current abbruchspannung ber zenerstrom C 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 10 i = 5 ma z 2,4 2,0 [%] p tot 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 power dissipation versus ambient temperature ) verlustleistung in abh. von d. umgebungstemp. ) 3 3 1 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 1 1 . 1 0 . 1 3.8 0.2 type code 2.7 0.1 0 . 1 2 pb e l v w e e e r o h s
bzt52b2v4 ... bzt52b39 characteristics ( t j = 25c unless otherwise specified) kennwerte ( t j = 25c wenn nicht anders angegeben) type typ code z-voltage range 1 ) z-spannungs-bereich 1 ) i z = 5 ma dynamic resistance diff. widerstand r zj [ ? ] at f = 1 khz temp. coefficient of z-voltage der z-spannung reverse voltage sperrspannung v r at/bei i r z-current 2 ) z-strom 2 ) t a = 25c bzt52b... v z min [v] v z max [v] i z = 5 ma vz [10 -4 /c] v r [v] i r [a] i zmax [ma] 2v4 9c 2.20 2.65 < 100 -9...-6 1 120 189 2v7 9d 2.65 2.95 < 110 -9...-6 1 120 169 3v0 9e 2.95 3.25 < 120 -8...-5 1 120 154 3v3 9f 3.25 3.55 < 120 -8...-5 1 50 141 3v6 9h 3.60 3.84 < 100 -8...-5 1 20 130 3v9 9j 3.89 4.16 < 100 -8...-5 1 10 120 4v3 9k 4.17 4.43 < 100 -6...-3 1 5 113 4v7 9m 4.55 4.75 < 100 -5...+2 1 5 105 5v1 9n 4.98 5.20 < 80 -2...+2 1 2 96 5v6 9p 5.49 5.73 < 60 -5...+5 1.5 2 87 6v2 9r 6.06 6.33 < 60 -3...+6 2.5 1 79 6v8 9x 6.65 6.93 < 40 +3...+7 3 1 72 7v5 9y 7.28 7.60 < 30 +3...+7 3.5 0.5 66 8v2 9z 8.02 8.36 < 30 +8...+7 4 0.5 60 9v1 0a 8.85 9.23 < 30 +3...+9 5 0.5 54 10 0b 9.77 10.21 < 30 +3...+10 6 0.5 49 11 0c 10.76 11.22 < 30 +3...+11 7 0.1 45 12 0d 11.74 12.24 < 30 +3...+11 8 0.1 41 13 0e 12.91 13.49 < 37 +3...+11 9 0.1 37 15 0f 14.34 14.98 < 42 +3...+11 10 0.1 33 16 0h 15.85 16.51 < 50 +3...+11 11 0.1 30 18 0j 17.56 18.35 < 65 +3...+11 12 0.1 27 20/-q 0k 19.52 20.39 < 85 +3...+11 13 0.1 25 22 0m 21.54 22.47 < 100 +4...+12 15 0.1 22 24 0n 23.72 24.78 < 120 +4...+12 17 0.1 20 27 0p 26.19 27.53 < 150 +4...+12 19 0.1 18 30 0r 29.19 30.69 < 200 +4...+12 21 0.1 16 33 0x 32.15 33.79 < 250 +4...+12 23 0.1 15 36 0y 35.07 36.87 < 300 +4...+12 25 0.1 14 39 0z 37.00 41.00 <100 +4...+12 27 0.1 12 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 tested with pulses (20 ms) C gemessen mit impulsen (20 ms) 2 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads per terminal C montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 l?tpad je anschluss 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BZT52B8V2

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X